Part Number Hot Search : 
MOC21 7S11BMT 2SD188 HD74LV08 F1A1G 2SK24607 AUY14A2 NCE0157D
Product Description
Full Text Search
 

To Download VC1104A20 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
For electrovalves, style A, 2p+G or 3p+G, female, field attachable Per elettrovalvole, stile A, 2p+T o 3p+T, femmina, da cablare
EN175301-803 style A square connector, (former DIN 43650-A), ISO 4400; built-in gasket; central screw total insulation; SMD components to let more assembling space; crimp terminals option; application with electrovalves, etc. connettore quadrato EN175301-803 stile A, (ex DIN 43650-A), ISO 4400; guarnizione integrata; vite centrale totalmente isolata; componenti SMD per lasciare piu spazio per il montaggio; disponibile con terminali faston; applicazione con elettrovalvole, ecc. make the description code in a few steps A B C D (E) (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
VC1x xxxxx
x
xx
xxxx xxx
General characteristics housing material: PA66 30%GF contact material: nickel plated CuZn max wires section: 1,50 mm2 protection degree IEC 60529: IP67 working temperature: -40...125 C (max 70C with electronic components) oil resistance: good M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E)
Caratteristiche generali materiale rivestimento: PA66 30%GF materiale contatti: CuZn nichelato max sezione fili: 1,50 mm2 grado protezione IEC 60529: IP67 temperatura di lavoro: -40...125C (max 70C con componenti elettronici) resistenza olio: buona materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) circuit schema schema circuito (a2) -description descrizione voltage tensione Vdc for crimp terminals per terminali faston 1..250 1..250 1..250 1..250 1..250 1..250 1..38 1..80 1..170 1..250 1..250 voltage tensione Vac 1..250 1..250 1..250 1..250 1..250 1..250 1..30 1..60 1..130 1..250 -max current corrente max A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 clamping voltage tensione intervento V ------38..104 80..165 170..340 320..640 V+1 housing colour colore rivestimento black nero grey grigio black nero grey grigio black nero grey grigio black nero tipo contatto contact type
main descript. descriz. princip. (a1) VC11 00A00 VC12 00A00 VC11 02A00 VC12 02A00 VC11 03A00 VC12 03A00 VC11 04A20 VC11 04A40 VC11 04A60 VC11 04A90 VC11 05A00
A
cable gland pressacavo (a1) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B
gasket guarnizione (a1) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C
packaging imballaggio (a1) NR00 NR00 S000 S000 S000 S000 S000 S000 S000 S000 S000
D
--
without electronic senza elettronica
without electronic senza elettronica
varistor varistore
diode diodo
black nero
VC11 16H00
3
00
S000
rectifier raddrizzatore
--
1..250
2
320..640
black nero
3-point contact contatto a 3 punti
VC13 19A3R VC13 19A8R VC13 23A2R VC13 23A4R VC13 23A6R VC13 23A9R VC13 24A3R VC13 24A8R VC13 33H3R VC13 33H8R
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
S000 S000 S000 S000 S000 S000 S000 S000 S000 S000
red Led Led rosso (a7) red Led + varistor Led rosso + varistore (a7) red Led + diode Led rosso + diodo (a7) red Led + rectifier Led rosso + raddrizz. (a7)
10..50 70..250 1..38 1..80 1..170 1..250 10..50 70..250 ---
10..50 70..250 1..30 1..60 1..130 1..250 --10..50 70..250
10 10 10 10 10 10 10 10 2 2
--38..104 80..165 170..340 320..640 V+1 V+1 320..640 320..640
transp. trasp.
transp. trasp.
transp. trasp.
transp. trasp.
(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue; colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. (a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.
VC 45-16
www.shield.net
version 091028 CONNECTORS
cable gland dimension 2 3 dimensioni pressacavo gland thread M16 M16 filettatura pressacavo cable diameter mm 3,5...6 6...8 diametro cavo (b1) the 1/2" NPTF version is supplied without nut, cable-gasket and washer; la versione 1/2" NPTF e fornita senza dado, pressacavo e rondella.
| CONNETTORI
B
4 M16 8...10
8 1/2" NPTF (b1) up to10 fino a 10
C
gasket type tipo guarnizione
00 standard built-in gasket and central screw total insulation guarnizione integrata standard e vite centrale totalmente isolata
02 additional protective built-in gasket and central screw total insulation guarnizione integrata con protezione supplementare e vite centrale totalmente isolata
other characteristics altre caratteristiche
photo foto
D
packaging confezionamento
N000 -screw terminals, components ready for assembling, separated packaging (500 pcs) morsetti a vite, componenti pronti da assemblare, confezioni separate (500 pz)
S000 -screw terminals, components ready for assembling, individual bag (200 x 1 pcs) morsetti a vite, componenti pronti da assemblare, sacchetto individuale (200 x 1 pz)
NR00 -for crimp terminals, components ready for assembling, separated packaging (500 pcs) per terminali faston, componenti pronti da assemblare, confezioni separate (500 pz) (d1)(d2)
A000
A300
A600
A900
ground position key chiave posizione terra
packaging type tipo confezionamento
screw terminals, assembled components, bulk packaging (5 x 100 pcs) morsetti a vite, componenti assemblati, confezione (5 x 100 pz)
photo foto
(d1) crimp terminals are to be ordered separately; i terminali faston sono da ordinare separatamente. (d2) only for circuits without electronic components; solo per circuiti senza componenti elettronici.
E
variant code codice variante
empty space or 000 spazio vuoto o 000
005
L00 UL and CSA certification omologazione UL e CSA
other characteristics on request altre caratteristiche a richiesta
no variant nessuna variante
stainless steel central screw vite centrale acciaio inox
E238550
X03 (e1) ATEX certified for explosion risk areas, category 3, gas area 2, dust area 22; certificato ATEX per zone a rischio di esplosione, categoria 3, zona gas 2, zona polvere 22 II 3 GD Ex nA II T6 IP65 T80C
(e1) even if in normal areas the product can work with higher values, for atex area maximum ratings are reduced for safety reasons; max voltage: 60 Vac, 75 Vdc, max current: 5 A, protection degree: IP65; atex room temperature: -20... +55C; only connectors without electronic components; on request different applications can be evaluated; anche se il prodotto in zone normali puo lavorare con valori piu elevati, per la zona atex i valori massimi di utilizzo sono ridotti per motivi di sicurezza; tensione max: 60 Vac, 75 Vdc, corrente max: 5 A, grado di protezione: IP65, temperatura ambiente atex: -20... +55C; solo connettori senza componenti elettronici; su richiesta possono essere valutate situazioni differenti. ACCESSORIES / ACCESSORI crimp terminals terminali faston material materiale UL and CSA certification only if used inside VC connector omologazione UL e CSA solo se usato nel connettore VC packaging confezione wire section range intervallo sezione fili 1023 brass ottone
6.000 terminals coil bobina da 6.000 faston AWG20 - AWG16 0,50 - 1,00 mm2
www.shield.net
VC 45-17
CONNECTORS | CONNETTORI
version 090707
CONNECTORS FOR ELECTROVALVES WITH CRIMP TERMINALS CONNETTORI PER ELETTROVALVOLE CON TERMINALI FAST-ON
EN175301-803 (ex DIN43650)
Guaranteed water proof grade IP67 Protezione all'acqua garantita grado IP67 M16 Thread Filettatura M16
on request a richiesta
Built-in gasket of elastomeric material between screw and housing Guarnizione integrata in materiale elastomerico tra vite e custodia
Built-in gasket of elastomeric material on the connector mating face for easy and safe assembling Guarnizione integrata in materiale elastomerico sul lato frontale del connettore per un assemblaggio facile e sicuro
Crimp terminals supplied separately on reels for quick assembling. Terminali fast-on forniti separatamente in bobine per un assemblaggio rapido.
45-18
www.shield.net
version 090707
CONNECTORS |CONNETTORI
CONNECTORS FOR ELECTROVALVES WITH SCREW TERMINALS CONNETTORI PER ELETTROVALVOLE CON TERMINALI A VITE
EN175301-803 (ex DIN43650)
Guaranteed water proof grade IP67 Protezione all'acqua garantita grado IP67 M16 Thread Filettatura M16
on request a richiesta
Built-in gasket of elastomeric material between screw and housing Guarnizione integrata in materiale elastomerico tra vite e custodia
Built-in gasket of elastomeric material on the connector mating face for easy and safe assembling Guarnizione integrata in materiale elastomerico sul lato frontale del connettore per un assemblaggio facile e sicuro
The wires are protected from the screw point by the pressure plate I fili sono protetti dalla punta della vite per mezzo di una piastrina
www.shield.net
45-19


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of VC1104A20

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X